| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L433CBY6 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L433CBY6 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - STMicroelectronics |
|
73 / 227 page ![]() DS11449 Rev 7 73/227 STM32L433xx Pinouts and pin description 89 41 41 B4 C4 57 56 C4 91 C5 PB5 I/O FT_l - LPTIM1_IN1, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI, SPI3_MOSI, USART1_CK, TSC_G2_IO2, LCD_SEG9, COMP2_OUT, SAI1_SD_B, TIM16_BKIN, EVENTOUT - 42 42 C4 B5 58 57 D3 92 B5 PB6 I/O FT_fa - LPTIM1_ETR, I2C1_SCL, USART1_TX, TSC_G2_IO3, SAI1_FS_B, TIM16_CH1N, EVENTOUT COMP2_INP 43 43 D4 A6 59 58 C3 93 B4 PB7 I/O FT_fla - LPTIM1_IN2, I2C1_SDA, USART1_RX, TSC_G2_IO4, LCD_SEG21, EVENTOUT COMP2_INM, PVD_IN 44 44 A5 C5 60 59 B4 94 A4 PH3- BOOT0 I/O - - EVENTOUT - 45 45 B5 C6 61 60 B3 95 A3 PB8 I/O FT_fl - I2C1_SCL, CAN1_RX, LCD_SEG16, SDMMC1_D4, SAI1_MCLK_A, TIM16_CH1, EVENTOUT - 46 46 C5 B6 62 61 A3 96 B3 PB9 I/O FT_fl - IR_OUT, I2C1_SDA, SPI2_NSS, CAN1_TX, LCD_COM3, SDMMC1_D5, SAI1_FS_A, EVENTOUT - -- - - - 62 - - - VDD12 S - - - - - - - - - - - 97 C3 PE0 I/O FT_l - LCD_SEG36, TIM16_CH1, EVENTOUT - Table 15. STM32L433xx pin definitions (continued) Pin Number Pin functions Alternate functions Additional functions |