công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SL23EP05SI-1HT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SpectraLinear Inc

tên linh kiện SL23EP05SI-1HT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Jitter and Skew 10 to 220MHz Zero Delay Buffer (ZDB)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPECTRALINEAR [SpectraLinear Inc]
Trang chủ  http://www.spectralinear.com
Logo SPECTRALINEAR - SpectraLinear Inc

SL23EP05SI-1HT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SpectraLinear Inc

Back Button SL23EP05SI-1HT Datasheet HTML 3Page - SpectraLinear Inc SL23EP05SI-1HT Datasheet HTML 4Page - SpectraLinear Inc SL23EP05SI-1HT Datasheet HTML 5Page - SpectraLinear Inc SL23EP05SI-1HT Datasheet HTML 6Page - SpectraLinear Inc SL23EP05SI-1HT Datasheet HTML 7Page - SpectraLinear Inc SL23EP05SI-1HT Datasheet HTML 8Page - SpectraLinear Inc SL23EP05SI-1HT Datasheet HTML 9Page - SpectraLinear Inc SL23EP05SI-1HT Datasheet HTML 10Page - SpectraLinear Inc SL23EP05SI-1HT Datasheet HTML 11Page - SpectraLinear Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
Rev 1.0, May 21, 2007
Page 7 of 11
SL23EP05
AC Electrical Specifications (VDD=3.3V and 2.5V) (cont.)
Symbol
Description
Condition
Min
Typ
Max
Unit
tPLLOCK
PLL Lock Time[9]
From 90% of VDD to valid clocks presented on
all output clock pins
––
1.0
ms
3.3V supply, >66 MHz, <15 pF
–20
50
ps
3.3V supply, >66 MHz, <30 pF, standard drive
–
40
100
ps
3.3V supply, >66 MHz, <30 pF, high drive
–
40
100
ps
2.5V supply, >66 MHz, <15 pF, standard drive
–
35
90
ps
2.5V supply, >66 MHz, <15 pF, high drive
–
30
60
ps
CCJ
[2,3]
Cycle-to-cycle Jitter
2.5V supply, >66 MHz, <30 pF, high drive
–
50
125
ps
3.3V supply, 66–100 MHz, <15 pF
–
18
50
ps
3.3V supply, >100 MHz, <15 pF
–
15
35
ps
3.3V supply, >66 MHz, <30 pF, standard drive
–
30
75
ps
3.3V supply, >66 MHz, <30 pF, high drive
–
25
60
ps
2.5V supply, >66 MHz, <15 pF, standard drive
–
25
60
ps
2.5V supply, 66–100 MHz, <15 pF, high drive
–
20
60
ps
PPJ
[2,3]
Peak Period Jitter
2.5V supply, >100 MHz, <15 pF, high drive
20
–45
ps
Notes:
3. Typical jitter is measured at 3.3V or 2.5V, 30 C with all outputs driven into the maximum specified load.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com