công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RF2461PCBA-41X bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - RF Micro Devices

tên linh kiện RF2461PCBA-41X
Giải thích chi tiết về linh kiện  CDMA/FM LOW NOISE AMPLIFIER/MIXER 900MHz DOWNCONVERTER
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFMD [RF Micro Devices]
Trang chủ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices

RF2461PCBA-41X bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - RF Micro Devices

Back Button RF2461PCBA-41X Datasheet HTML 6Page - RF Micro Devices RF2461PCBA-41X Datasheet HTML 7Page - RF Micro Devices RF2461PCBA-41X Datasheet HTML 8Page - RF Micro Devices RF2461PCBA-41X Datasheet HTML 9Page - RF Micro Devices RF2461PCBA-41X Datasheet HTML 10Page - RF Micro Devices RF2461PCBA-41X Datasheet HTML 11Page - RF Micro Devices RF2461PCBA-41X Datasheet HTML 12Page - RF Micro Devices RF2461PCBA-41X Datasheet HTML 13Page - RF Micro Devices RF2461PCBA-41X Datasheet HTML 14Page - RF Micro Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
13 of 14
RF2461
Rev B6 DS060925
7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421 · For sales or technical
support, contact RFMD at (+1) 336-678-5570 or sales-support@rfmd.com.
Condition T=25oC, VCC=2.75V, RF=880 and 881MHz, LO=965MHz @-10dBm
LNA Gain, Noise Figure and IIP3 versus ICC -
LNA Only (LNA High Gain)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
ICC (mA)
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
Gain (dB)
NF (dB)
IIP3 (dBm)
Mixer Gain, Noise Figure and IIP3 versus ICC -
Mixer (Mixer High Gain, LO=-7dBm)
-20.00
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
ICC (mA)
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
Gain (dB)
NF (dB)
IIP3 (dBm)
Resistor (R3) versus ICC (mA) -
LNA Only (LNA High Gain)
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
ICC (mA)
R3 (kohm)
Resistor (R2) versus ICC - Mixer (Mixer High Gain,
LO=2170@-7dBm)
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
ICC (mA)
R2 (kohm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com