công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RF2483PCBA-41X bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - RF Micro Devices

tên linh kiện RF2483PCBA-41X
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW NOISE DUAL-BAND QUADRATURE MODULATOR WITH AGC
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFMD [RF Micro Devices]
Trang chủ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices

RF2483PCBA-41X bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - RF Micro Devices

Back Button RF2483PCBA-41X Datasheet HTML 16Page - RF Micro Devices RF2483PCBA-41X Datasheet HTML 17Page - RF Micro Devices RF2483PCBA-41X Datasheet HTML 18Page - RF Micro Devices RF2483PCBA-41X Datasheet HTML 19Page - RF Micro Devices RF2483PCBA-41X Datasheet HTML 20Page - RF Micro Devices RF2483PCBA-41X Datasheet HTML 21Page - RF Micro Devices RF2483PCBA-41X Datasheet HTML 22Page - RF Micro Devices RF2483PCBA-41X Datasheet HTML 23Page - RF Micro Devices RF2483PCBA-41X Datasheet HTML 24Page - RF Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 28 page
background image
20 of 28
RF2483
Rev A8 DS060203
7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421 · For sales or technical
support, contact RFMD at (+1) 336-678-5570 or sales-support@rfmd.com.
High Band Carrier Suppression versus Gain Control
LO=1900MHz 0dBm, IQ=100kHz 800mVP-P 1.2VDC
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Gain Control (V)
Temp = -40°C,
Vcc=2.7V
Temp = +25°C,
Vcc=2.7V
Temp = +85°C,
Vcc=2.7V
High Band Sideband Suppression versus Gain Control -
VCC=2.7V, LO=0dBm, IQ=100kHz 800mVP-P 1.2VDC
-60.00
-50.00
-40.00
-30.00
-20.00
-10.00
0.00
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Gain Control (V)
Vcc=2.7V
Vcc=3.0V
Vcc=3.3V
High Band Modulation's 3rd Harmonic versus Gain
Control - LO=1900MHz 0dBm, IQ=100kHz 800mVp-p 1.2VDC
-60.00
-50.00
-40.00
-30.00
-20.00
-10.00
0.00
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Gain Control (V)
Vcc=2.7V
Vcc=3.0V
Vcc=3.3V
High Band Sideband Suppression versus Gain Control -
LO=1900MHz 0dBm, IQ=100kHz 800mVP-P 1.2VDC
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
0.00.5
1.01.5
2.0
2.5
Gain Control (V)
Temp = -40°C,
Vcc=2.7V
Temp = +25°C,
Vcc=2.7V
Temp = +85°C,
Vcc=2.7V
High Band Carrier Suppression versus Gain Control
VCC=2.7V, LO=0dBm, IQ=100kHz 800mVP-P 1.2VDC
-60.00
-50.00
-40.00
-30.00
-20.00
-10.00
0.00
0.00.5
1.01.5
2.02.5
Gain Control (V)
Vcc=2.7V
Vcc=3.0V
Vcc=3.3V
High Band Output IP3 versus Gain Control
LO=1900MHz 0dBm, IQ=900kHz and 1100kHz at 1.2VDC
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0.00.5
1.01.5
2.0
2.5
Gain Control (V)
Vcc=2.7V
Vcc=3.0V
Vcc=3.3V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com