công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP010699 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện MP010699
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Fuse
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

MP010699 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Multicomp Pro

  MP010699 Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro MP010699 Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
High Speed Fuse
Newark.com/multicomp-pro
Farnell.com/multicomp-pro
sg.element14.com/b/multicomp-pro
Page <1>
16/01/23
V1.1
(MP010693 to 700)
(MP010701,702)
Features
• 80V DC EV high speed fuse
• Rated Current: 30-800 A
• Rated Breaking Capacity: 4 kA at 80V DC
• Ref. to: UL 248; DIN 43560
• Bolt Size: M10
• UL / TUV approved
Electrical Specifications
Part Number
Rated Current
Ampere Code
Rated Voltage
Breaking Capacity
MP010693
50 A
2500
80V DC
4 kA@80V DC
MP010694
80 A
2800
MP010695
100 A
3100
MP010696
150 A
3150
MP010697
200 A
3200
MP010698
250 A
3250
MP010699
300 A
3300
MP010700
325 A
3325
MP010701
400 A
3400
80V DC
4 kA@80V DC
MP010702
500 A
3500
Diagram
Dimensions : Millimetres


Số phần tương tự - MP010699

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
MP01062 GOLLEDGE-MP01062 Datasheet
103Kb / 5P
SAW Filter 433.920MHz
MP01065 GOLLEDGE-MP01065 Datasheet
155Kb / 6P
SAW Filter 1280.180MHz
More results

Mô tả tương tự - MP010699

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
DFJ-20 COOPER-DFJ-20 Datasheet
1Mb / 4P
DFJ - 600Vac/450Vdc, 1-600A High Speed Fuse
logo
Vishay Siliconix
HCTF VISHAY-HCTF Datasheet
92Kb / 5P
High Current Thermal Fuse
10-Apr-13
HCTFCP VISHAY-HCTFCP Datasheet
93Kb / 5P
High Current Thermal Fuse
10-Apr-13
logo
Littelfuse
1LFS LITTELFUSE-1LFS Datasheet
117Kb / 1P
1LFS SERIES HIGH-SPEED FUSE BLOCKS
LSCR102 LITTELFUSE-LSCR102 Datasheet
334Kb / 3P
LSCR SERIES HIGH-SPEED FUSE BLOCKS
Rev: 100621
L50S LITTELFUSE-L50S Datasheet
696Kb / 7P
L50S SERIES HIGH-SPEED FUSE
Rev: 082615
L70S LITTELFUSE-L70S Datasheet
721Kb / 7P
L70S SERIES HIGH-SPEED FUSE
Rev: 021815
1LFS LITTELFUSE-1LFS_V01 Datasheet
271Kb / 1P
1LFS SERIES HIGH-SPEED FUSE BLOCKS
Rev: 013019
MS3H1000C LITTELFUSE-MS3H1000C Datasheet
613Kb / 3P
MS SERIES HIGH-SPEED FUSE MICROSWITCH
Rev: 2-B-092821
logo
ABB
NHPL052760R1 ABB-NHPL052760R1 Datasheet
53Kb / 1P
Fuse link type CMF High voltage – fuse links
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com