công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8143409 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện 8143409
Giải thích chi tiết về linh kiện  Parallel gripper
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

8143409 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Festo Corporation.

  8143409 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation. 8143409 Datasheet HTML 2Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Parallel gripper
HPPF-20-80-A
Part number: 8143409
General operating condition
Data sheet
Feature
Value
Size
20
Complete stroke
80 mm
Stroke per gripper jaw
40 mm
Max. gripper jaw angular play ax, ay
0 deg
Max. gripper jaw backlash Sz
0 mm
Pneumatic gripper repetition accuracy
≤0.06 mm
Number of gripper jaws
2
Actuator system
Pneumatic
Mounting position
Any
Mode of operation
Double-acting
Cushioning
Elastic cushioning rings/pads at both ends
Gripper function
Parallel
Gripping force backup
Without
Structural design
Positively driven motion sequence
Guide
Ball guide
Position sensing
For proximity sensor
Symbol
00991894
Variants
Metals with copper, zinc or nickel by mass as main constituent are
excluded from use. Exceptions are nickel in steel, chemically nickel-
plated surfaces, printed circuit boards, cables, electrical plug connectors
and coils.
Operating pressure
0.1 MPa ... 0.7 MPa
Operating pressure
1 bar ... 7 bar
Operating pressure
14.5 psi ... 101.5 psi
Max. operating frequency of pneumatic gripper
1 Hz
Min. opening time at 6 bar
240 ms
Min. closing time at 6 bar
225 ms
Max. mass per external gripper finger
625 g
Operating medium
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information on operating and pilot media
Operation with oil lubrication possible (required for further use)
Corrosion resistance class (CRC)
0 - No corrosion stress
LABS (PWIS) conformity
VDMA24364 zone III
Suitability for the production of Li-ion batteries
Suitable for battery production with reduced Cu/Zn/Ni values (F1a)
Cleanroom suitability, measured according to ISO 14644-14
Class 7 according to ISO 14644-1
Ambient temperature
-10 °C ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 6 bar, opening
346.6 N
1/5/26 - Subject to change - Festo SE & Co. KG
1/2


Số phần tương tự - 8143409

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
8143408 FESTO-8143408 Datasheet
84Kb / 2P
Parallel gripper
More results

Mô tả tương tự - 8143409

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
HGPP-32-A-G2 FESTO-HGPP-32-A-G2 Datasheet
104Kb / 1P
Parallel gripper
HGPT-20-A-B-G1 FESTO-HGPT-20-A-B-G1 Datasheet
105Kb / 2P
Parallel gripper
HGPT-25-A-B-F FESTO-HGPT-25-A-B-F Datasheet
99Kb / 2P
Parallel gripper
HGPT-25-A-B-F-G1 FESTO-HGPT-25-A-B-F-G1 Datasheet
105Kb / 2P
Parallel gripper
HGPT-25-A-B-F-G2 FESTO-HGPT-25-A-B-F-G2 Datasheet
104Kb / 2P
Parallel gripper
HGPT-25-A-B-G1 FESTO-HGPT-25-A-B-G1 Datasheet
105Kb / 2P
Parallel gripper
HGPT-35-A-B FESTO-HGPT-35-A-B Datasheet
95Kb / 2P
Parallel gripper
HGPT-40-A-B-G2 FESTO-HGPT-40-A-B-G2 Datasheet
94Kb / 2P
Parallel gripper
HGPT-63-A-B-G1 FESTO-HGPT-63-A-B-G1 Datasheet
99Kb / 2P
Parallel gripper
HGPT-80-A-B FESTO-HGPT-80-A-B Datasheet
96Kb / 2P
Parallel gripper
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com