công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L4941BS bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L4941BS
Giải thích chi tiết về linh kiện  VERY LOW DROP 1A REGULATOR
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L4941BS bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button L4941BS Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L4941BS Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L4941BS Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L4941BS Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L4941BS Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L4941BS Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L4941BS Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L4941BS Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L4941BS Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
L4941
9/14
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
TO-220 MECHANICAL DATA
P011C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14