công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H23N3FAC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện H23N3FAC
Giải thích chi tiết về linh kiện  30V Dual N-Channel MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

H23N3FAC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

  H23N3FAC Datasheet HTML 1Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H23N3FAC Datasheet HTML 2Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H23N3FAC Datasheet HTML 3Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H23N3FAC Datasheet HTML 4Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H23N3FAC Datasheet HTML 5Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H23N3FAC Datasheet HTML 6Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
+86-769-22857832
huixin@hx kj.hk
Rev.01
Page 3 of 6
Typical Characteristics
Figure 1:On-Region Characteristics (Note E)
Figure 2 Transfer Characteristics (Note E)
Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current
and Gate Voltage (Note E)
Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source
Voltage (Note E)
Figure 4: On-Resistance vs. Junction
Temperature (Note E)
Figure 6: Body-Diode Characteristics (Note E)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com