| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ABCW68F-HF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Comchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ABCW68F-HF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Comchip Technology |
|
4 / 5 page ![]() Comchip Technology CO., LTD. Page 4 REV:A Reel Taping Specification (mm) (inch) SOT-23 SYMBOL (inch) SOT-23 SYMBOL A (mm) B C d D D1 D2 3.15 ± 0.10 2.77 ± 0.10 1.22 ± 0.10 1.50 ± 0.10 178.00 ± 1.00 54.00 ± 0.50 13.00 ± 0.50 0.124 ± 0.004 0.109 ± 0.004 0.048 ± 0.004 0.059 ± 0.004 7.008 ± 0.039 2.126 ± 0.020 0.512 ± 0.020 E F P P0 P1 W W1 1.75 ± 0.10 3.50 ± 0.10 4.00 ± 0.10 4.00 ± 0.10 2.00 ± 0.05 8.00 ± 0.30 9.50 ± 1.00 0.069 ± 0.004 0.138 ± 0.004 0.157 ± 0.004 0.157 ± 0.004 0.079 ± 0.002 0.315 ± 0.012 0.374 ± 0.039 Trailer Device Leader 50±2 Empty Pockets ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... End Start Direction of Feed 100±2 Empty Pockets D1 D2 D W1 T 0.20 ± 0.02 0.008 ± 0.001 A B C E F P P0 P1 W T General Purpose Transistor AQW-JTR87 |