| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L4922 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4922 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 6 page ![]() Pentawatt V DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.8 0.189 C 1.37 0.054 D 2.4 2.8 0.094 0.110 D1 1.2 1.35 0.047 0.053 E 0.35 0.55 0.014 0.022 E1 0.76 1.19 0.030 0.047 F 0.8 1.05 0.031 0.041 F1 1 1.4 0.039 0.055 G 3.2 3.4 3.6 0.126 0.134 0.142 G1 6.6 6.8 7 0.260 0.268 0.276 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L 17.55 17.85 18.15 0.691 0.703 0.715 L1 15.55 15.75 15.95 0.612 0.620 0.628 L2 21.2 21.4 21.6 0.831 0.843 0.850 L3 22.3 22.5 22.7 0.878 0.886 0.894 L4 1.29 0.051 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 L9 0.2 0.008 M 4.23 4.5 4.75 0.167 0.177 0.187 M1 3.75 4 4.25 0.148 0.157 0.167 V4 40 ° (typ.) L L1 A C L5 D1 L2 L3 E M1 M D H3 Dia. L7 L6 F1 H2 F GG1 E1 F E L9 V4 R R R RESIN BETWEEN LEADS H1 V3 H2 L8 VV V1 B VV V4 V4 OUTLINE AND MECHANICAL DATA L4922 5/6 |