công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RGC3 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Carlo Gavazzi Holding AG

tên linh kiện RGC3
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-phase solid state relays with integrated heatsink
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CARLOGAVAZZI [Carlo Gavazzi Holding AG]
Trang chủ  https://gavazziautomation.com/
Logo CARLOGAVAZZI - Carlo Gavazzi Holding AG

RGC3 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Carlo Gavazzi Holding AG

Back Button RGC3 Datasheet HTML 30Page - Carlo Gavazzi Holding AG RGC3 Datasheet HTML 31Page - Carlo Gavazzi Holding AG RGC3 Datasheet HTML 32Page - Carlo Gavazzi Holding AG RGC3 Datasheet HTML 33Page - Carlo Gavazzi Holding AG RGC3 Datasheet HTML 34Page - Carlo Gavazzi Holding AG RGC3 Datasheet HTML 35Page - Carlo Gavazzi Holding AG RGC3 Datasheet HTML 36Page - Carlo Gavazzi Holding AG RGC3 Datasheet HTML 37Page - Carlo Gavazzi Holding AG RGC3 Datasheet HTML 38Page - Carlo Gavazzi Holding AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 41 page
background image
34
Carlo Gavazzi Ltd.
RGC2, RGC3
RGC2, RGC3 DS ENG
05/10/20
RGC2..75GGE.., RGC3..65GGE..
Dimensions
Housing width tolerance +0.5mm, -0mm as per DIN 43880.
All other tolerances +/- 0.5mm.
Dimensions in mm.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com