công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1233C7 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - APEM

tên linh kiện 1233C7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Momentary pushbutton switches • round plunger
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APEM [APEM]
Trang chủ  www.apem.com
Logo APEM - APEM

1233C7 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - APEM

  1233C7 Datasheet HTML 1Page - APEM 1233C7 Datasheet HTML 2Page - APEM 1233C7 Datasheet HTML 3Page - APEM 1233C7 Datasheet HTML 4Page - APEM 1233C7 Datasheet HTML 5Page - APEM 1233C7 Datasheet HTML 6Page - APEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
MOUNTING
• Panel cut-out : Ø 12.2 (.480)
2 A 250 VAC or 4 A 250 VAC,
T55/125 °C
All models
4 A 250 VAC - 8 A 125 VAC
All models function 3 (NO)
EN 61058-1
Models 1233X209 and 1233X209L are standard
marked NF. To order switches marked NF, UL or CSA,
complete appropriate box of ordering format.
AGENCY APPROVALS
Momentary pushbutton switches •
round plunger
1200 series
TERMINALS
ELECTRICAL FUNCTIONS
KEYWAY
NO (function 3)
NC (function 2)
6.35x0.80
(.25x.031)
(.122DIA)
Ø3.10
6.35x0.80
(.25x.031)
(.059DIA)
Ø.50
(.25)
6.35
0.80
Ø3.00x0.50
(.118DIAx0.50)
(.031)
(.031)
(.118DIAx0.50)
Ø3.00x0.50
0.80
6.35
(.25)
Solderlug / quick-connect.
Normalized quick-connect
Screw
Screw + clamp
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com