công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1222C3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - APEM

tên linh kiện 1222C3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Momentary pushbutton switches • round plunger
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APEM [APEM]
Trang chủ  www.apem.com
Logo APEM - APEM

1222C3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - APEM

  1222C3 Datasheet HTML 1Page - APEM 1222C3 Datasheet HTML 2Page - APEM 1222C3 Datasheet HTML 3Page - APEM 1222C3 Datasheet HTML 4Page - APEM 1222C3 Datasheet HTML 5Page - APEM 1222C3 Datasheet HTML 6Page - APEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
14.00
(.551)
17.00
(.519)
(.669)
13.20
Ø12.00x0.75 SI
(.472DIAx0.75 IS)
(.315DIA)
Ø8.00
SCREW TERMINALS
NORMALIZED QUICK-CONNECT TERMINALS
STRAIGHT SCREW TERMINALS + CLAMP
(.669)
17.00
(.472DIAx0.75 IS)
ø12.00x0.75 SI
6.35x0.80
(.519)
(.25x0.031)
(.551)
14.00
13.20
ø8.00
(.315DIA)
(.059DIA)
ø1.50
(.472DIAx0.75 IS)
Ø12.00x0.75 SI
(.551)
14.00
(.315DIA)
Ø8.00
(.519)
(.669)
13.20
17.00
(.25x.031)
6.35x0.80
Plunger height : NO model : 7.50 mm, NC model : 5.80 mm
Plunger height : NO model : 7.50 mm, NC model : 5.80 mm
Plunger height : NO model : 7.50 mm, NC model : 5.80 mm
Plunger height : NO model : 7.50 mm, NC model : 5.80 mm
SOLDER LUG/QUICK-CONNECT TERMINALS
(.25x0.031)
13.20
(.551)
(.669)
(.472DIAx0.75 IS)
14.00
6.35x0.80
(.519)
17.00
Ø12.00x0.75 SI
Ø8.00
(.315DIA)
Momentary pushbutton switches •
round plunger
1200 series
KEYWAY
KEYWAY
KEYWAY
KEYWAY
Normally Closed
Normally Open
1212
1213
Normally Closed
Normally Open
1222
1223
Normally Closed
Normally Open
1232
1233
Normally Closed
Normally Open
1202
1203
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com