| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L4620 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4620 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 9 page ![]() ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit IS Supply Current (VS >VZ) 200 mA V3 Sensor Input Voltage (V2 High) 7 V Iout Output Current 500 mA Ptot Power Dissipation at Tamb =70 °C 0.8 W Tj,Tstg Junction and Storage Temperature Range – 55 to 150 °C PIN CONNECTION (top view) THERMAL DATA Symbol Parameter Value Unit Rth j-amb Thermal Resistance Junction-ambient Max 100 °C/W L4620 2/9 |