công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KD1084D2T50 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện KD1084D2T50
Giải thích chi tiết về linh kiện  5A LOW DROP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR ADJUSTABLE AND FIXED
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

KD1084D2T50 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics

Back Button KD1084D2T50 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics KD1084D2T50 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics KD1084D2T50 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics KD1084D2T50 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics KD1084D2T50 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics KD1084D2T50 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics KD1084D2T50 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics KD1084D2T50 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics KD1084D2T50 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
KD1084 SERIES
16/18
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
B
0.7
0.93
0.027
0.036
B2
1.14
1.7
0.044
0.067
C
0.45
0.60
0.017
0.023
C2
1.21
1.36
0.047
0.053
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10
10.4
0.393
0.409
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15
15.85
0.590
0.106
L2
1.27
1.4
0.050
0.055
D2PAK/A MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com