công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FYS-2811AX-3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.

tên linh kiện FYS-2811AX-3
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED DIGIT DISPLAY
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORYARD [Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.foryard.com
Logo FORYARD - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.

FYS-2811AX-3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.

  FYS-2811AX-3 Datasheet HTML 1Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYS-2811AX-3 Datasheet HTML 2Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYS-2811AX-3 Datasheet HTML 3Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd. FYS-2811AX-3 Datasheet HTML 4Page - Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
NINGBO FORYARD OPTO
ELECTRONICS CO.,LTD.
LED DIGIT DISPLAY
PartNO.: FYS-2811AX/BX-XX
ADD: NO.115 QiXin
Road
NingBo
Zhejiang
China
ZIP.: 315051
TEL: 0086-574-87927870
87933652
FAX:0086-574-87927917
Http://www.foryard.com
E-mail:sales@foryard.com
DESCRIPTION
 7.0mm (0.28”) Single digit numeric display series.
 Standard brightness.
 Low current operation.
 Excellent character apperance.
 Easy mounting on P.C.boards or sockets
Package Dimensions &Internal Circuit Diagram
Notes:
·All dimensions are in millimeters (inches)
·Tolerance is ±0.25(0.01")unless otherwise noted.
·Specificaions are subject to change whitout notice.


Số phần tương tự - FYS-2811AX-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYS-2811AX-3 FORYARD-FYS-2811AX-3 Datasheet
341Kb / 5P
LED DIGIT DISPLAY
FYS-2811AX-30 FORYARD-FYS-2811AX-30 Datasheet
414Kb / 5P
0.28 Inch (7.00mm) digit height Single Digit Display
FYS-2811AX-31 FORYARD-FYS-2811AX-31 Datasheet
414Kb / 5P
0.28 Inch (7.00mm) digit height Single Digit Display
FYS-2811AX-32 FORYARD-FYS-2811AX-32 Datasheet
414Kb / 5P
0.28 Inch (7.00mm) digit height Single Digit Display
FYS-2811AX-33 FORYARD-FYS-2811AX-33 Datasheet
414Kb / 5P
0.28 Inch (7.00mm) digit height Single Digit Display
More results

Mô tả tương tự - FYS-2811AX-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYS-40011KX FORYARD-FYS-40011KX Datasheet
330Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
FYD-3021AX FORYARD-FYD-3021AX Datasheet
328Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
FYD-3021EX FORYARD-FYD-3021EX Datasheet
326Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
FYS-40011EX FORYARD-FYS-40011EX Datasheet
329Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
FYD-3621AX FORYARD-FYD-3621AX Datasheet
335Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
FYD-3622AX FORYARD-FYD-3622AX Datasheet
343Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
FYS-18011G FORYARD-FYS-18011G Datasheet
341Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
FYD-4021GX FORYARD-FYD-4021GX Datasheet
343Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
FYS-18011E FORYARD-FYS-18011E Datasheet
341Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
FYD-4322AX FORYARD-FYD-4322AX Datasheet
340Kb / 4P
LED DIGIT DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com