công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XISO6440FDWR bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

tên linh kiện XISO6440FDWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISO644x General-Purpose, Basic and Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

XISO6440FDWR bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button XISO6440FDWR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments XISO6440FDWR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments XISO6440FDWR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments XISO6440FDWR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments XISO6440FDWR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments XISO6440FDWR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments XISO6440FDWR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments XISO6440FDWR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments XISO6440FDWR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 56 page
background image
9.2.1 Design Requirements
To design with these devices, use the parameters listed in Table 9-1.
Table 9-1. Design Parameters
PARAMETER
VALUE
Supply voltage, VCC1 and VCC2
2.25V to 5.5V
Decoupling capacitor between VCC1 and GND1
0.1µF
Decoupling capacitor from VCC2 and GND2
0.1µF
9.2.2 Detailed Design Procedure
Unlike optocouplers, which require external components to improve performance, provide bias, or limit current,
the ISO644x family of devices only require two external bypass capacitors to operate.
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
INA
INB
INC
OUTD
OUTA
OUTB
OUTC
IND
GND2
VCC2
0.5mm maximum
from VCC2
EN2
GND2
EN1
GND1
0.5mm maximum
from VCC1
GND1
VCC1
0.1µF
0.1µF
Figure 9-2. Typical ISO644x Circuit
ISO6440, ISO6441, ISO6442
SLLSG01B – SEPTEMBER 2024 – REVISED NOVEMBER 2025
www.ti.com
30
Submit Document Feedback
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ISO6440 ISO6441 ISO6442



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com