công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L298 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L298
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL FULL-BRIDGE DRIVER
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L298 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button L298 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L298 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L298 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L298 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L298 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L298 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L298 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L298 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L298 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.66
0.75
0.026
0.030
G
1.14
1.27
1.4
0.045
0.050
0.055
G1
17.57
17.78
17.91
0.692
0.700
0.705
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
20.57
0.810
L1
18.03
0.710
L2
2.54
0.100
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L5
5.28
0.208
L6
2.38
0.094
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
Multiwatt15 H
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
L298
11/13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13