công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DC60P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Opto 22

tên linh kiện DC60P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Solid-State Relays
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTO22 [Opto 22]
Trang chủ  https://www.opto22.com/
Logo OPTO22 - Opto 22

DC60P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Opto 22

  DC60P Datasheet HTML 1Page - Opto 22 DC60P Datasheet HTML 2Page - Opto 22 DC60P Datasheet HTML 3Page - Opto 22 DC60P Datasheet HTML 4Page - Opto 22 DC60P Datasheet HTML 5Page - Opto 22 DC60P Datasheet HTML 6Page - Opto 22 DC60P Datasheet HTML 7Page - Opto 22 DC60P Datasheet HTML 8Page - Opto 22 DC60P Datasheet HTML 9Page - Opto 22 Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
Solid-State Relays
Opto 22 • 43044 Business Park Drive • Temecula, CA 92590-3614 • www.opto22.com
SALES 800-321-6786 • 951-695-3000 • FAX 951-695-3095 • sales@opto22.com • SUPPORT 800-835-6786 • 951-695-3080 • FAX 951-695-3017 • support@opto22.com
© 2006–2014 Opto 22. All rights reserved. Dimensions and specifications are subject to change. Brand or product names used herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or organizations.
PAGE
5
120/240/380 Volt (cont.)
Surge Current Data
Connection Diagram, AC Power Series
Thermal Ratings
Time
(Seconds)
Time*
(Cycles)
3-Amp
Peak
Amps
10-Amp
Peak
Amps
25-Amp
Peak
Amps
45-Amp
Peak
Amps
0.017
1
85
110
250
650
0.050
3
66
85
175
420
0.100
6
53
70
140
320
0.200
12
45
60
112
245
0.500
30
37
50
80
175
1
60
31
40
67
134
2
120
28
33
53
119
3
180
27
32
49
98
4
240
26
31
47
95
5
300
25
30
45
91
10
600
24
28
42
84
Note: *60 HZ.
Mounted on a heat sink with
2 °C/watt rating
Mounted on a heat sink with
1 °C/watt rating
Side view: Part numbers
DC60S3, 120D3, and
240D3 only
Side view: All other
part numbers
+
3-32VDC Control
Dimensional Drawings
NOTE: All dimensions are nominal.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com