công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P240D4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Opto 22

tên linh kiện P240D4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Solid-State Relays
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTO22 [Opto 22]
Trang chủ  https://www.opto22.com/
Logo OPTO22 - Opto 22

P240D4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Opto 22

Back Button P240D4 Datasheet HTML 4Page - Opto 22 P240D4 Datasheet HTML 5Page - Opto 22 P240D4 Datasheet HTML 6Page - Opto 22 P240D4 Datasheet HTML 7Page - Opto 22 P240D4 Datasheet HTML 8Page - Opto 22 P240D4 Datasheet HTML 9Page - Opto 22 P240D4 Datasheet HTML 10Page - Opto 22 P240D4 Datasheet HTML 11Page - Opto 22 P240D4 Datasheet HTML 12Page - Opto 22 Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
Solid-State Relays
Opto 22 • 43044 Business Park Drive • Temecula, CA 92590-3614 • www.opto22.com
SALES 800-321-6786 • 951-695-3000 • FAX 951-695-3095 • sales@opto22.com • SUPPORT 800-835-6786 • 951-695-3080 • FAX 951-695-3017 • support@opto22.com
© 2006–2014 Opto 22. All rights reserved. Dimensions and specifications are subject to change. Brand or product names used herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or organizations.
PAGE
8
AC Power: 120/240 Volt (cont.)
Connection Diagram
Current vs. Ambient Ratings
Surge Current Data
Mounted on a heat sink with
2 °C/watt rating
*Control Current varies with control voltage. See “Control
Current Calculation” on page 17 for information.
Dimensional Drawings
NOTE: All dimensions are nominal.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com