công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TH72011KDC bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Melexis Microelectronic Systems

tên linh kiện TH72011KDC
Giải thích chi tiết về linh kiện  433MHz FSK Transmitter
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MELEXIS [Melexis Microelectronic Systems]
Trang chủ  http://www.melexis.com
Logo MELEXIS - Melexis Microelectronic Systems

TH72011KDC bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Melexis Microelectronic Systems

Back Button TH72011KDC Datasheet HTML 8Page - Melexis Microelectronic Systems TH72011KDC Datasheet HTML 9Page - Melexis Microelectronic Systems TH72011KDC Datasheet HTML 10Page - Melexis Microelectronic Systems TH72011KDC Datasheet HTML 11Page - Melexis Microelectronic Systems TH72011KDC Datasheet HTML 12Page - Melexis Microelectronic Systems TH72011KDC Datasheet HTML 13Page - Melexis Microelectronic Systems TH72011KDC Datasheet HTML 14Page - Melexis Microelectronic Systems TH72011KDC Datasheet HTML 15Page - Melexis Microelectronic Systems TH72011KDC Datasheet HTML 16Page - Melexis Microelectronic Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 20 page
background image
TH72011
433MHz
FSK Transmitter
39010 72011
Page 12 of 20
Data Sheet
Rev. 008
June /07
-40°C
-20°C
0°C
25°C
85°C
105°C
125°C
1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
3.8
4.2
4.6
5.0
5.4
5.8
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
power step 1
Vcc
[V]
3.8
4.2
4.6
5.0
5.4
1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
3.8
4.2
4.6
5.0
5.4
5.8
0°C
25°C
85°C
105°C
125°C
-20°C
-40°C
Vcc
[V]
power step 2
Fig. 8:
Supply current in power step 1
Fig. 9:
Supply current in power step 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com