| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDA2SXABC bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA2SXABC bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Texas Instruments |
|
82 / 427 page ![]() Copyright © 2015–2019, Texas Instruments Incorporated Terminal Configuration and Functions Submit Documentation Feedback Product Folder Links: TDA2SX TDA2SG TDA2SA TDA2HG TDA2HV TDA2HF TDA2LF 82 TDA2SX, TDA2SG, TDA2SA TDA2HG, TDA2HV, TDA2HF, TDA2LF SPRS951F – DECEMBER 2015 – REVISED MAY 2019 www.ti.com Table 4-3. Multiplexing Characteristics (continued) ADDRESS REGISTER NAME BALL NUMBER MUXMODE FIELD SETTINGS (CTRL_CORE_PAD_*[3:0]) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 AE20 ddr1_odt0 N22 ddr2_vref0 E28 ddr2_d7 F25 ddr2_d2 AF11 usb2_dm R24 ddr2_rst AD15 xo_osc0 R27 ddr2_a3 AE22 ddr1_a9 Y18 ddr1_vref0 AC13 xo_osc1 F28 ddr2_dqm0 J23 ddr2_d21 P26 ddr2_a11 M28 ddr2_dqs3 AD12 usb1_dp Y22 ddr1_d25 T23 ddr2_rasn AH17 hdmi1_data0y N27 ddr2_a9 P23 ddr2_a4 AG26 ddr1_d2 AH25 ddr1_dqs0 AG12 pcie_txn1 AF18 ddr1_a13 K21 ddr2_d18 AC28 ddr1_d19 V28 ddr1_dqsn_ec c P27 ddr2_a8 AC23 ddr1_d8 F22 porz L25 ddr2_d26 AG16 hdmi1_clockx R28 ddr2_a2 AA26 ddr1_d29 AD25 ddr1_d15 0x1400 CTRL_CORE_PAD_ GPMC_AD0 M6 gpmc_ad0 vin3a_d0 vout3_d0 gpio1_6 sysboot0 |