công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY74FCT16244TPVC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CY74FCT16244TPVC
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Buffers/Line Drivers
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CY74FCT16244TPVC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  CY74FCT16244TPVC Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPVC Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPVC Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPVC Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPVC Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPVC Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPVC Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPVC Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPVC Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
CY74FCT16244T
CY74FCT162244T
CY74FCT162H244T
3
Output Drive Characteristics for CY74FCT16244T
Parameter
Description
Test Conditions
Min.
Typ.[5]
Max.
Unit
VOH
Output HIGH Voltage
VCC=Min., IOH=–3 mA
2.5
3.5
V
VCC=Min., IOH=–15 mA
2.4
3.5
V
VCC=Min., IOH=–32 mA
2.0
3.0
V
VOL
Output LOW Voltage
VCC=Min., IOL=64 mA
0.2
0.55
V
Output Drive Characteristics for CY74FCT162244T, CY74FCT162H244T
Parameter
Description
Test Conditions
Min.
Typ.[5]
Max.
Unit
IODL
Output LOW Current[8]
VCC=5V, VIN=VIH or VIL, VOUT=1.5V
60
115
150
mA
IODH
Output HIGH Current[8]
VCC=5V, VIN=VIH or VIL, VOUT=1.5V
–60
–115
–150
mA
VOH
Output HIGH Voltage
VCC=Min., IOH=–24 mA
2.4
3.3
V
VOL
Output LOW Voltage
VCC=Min., IOL=24 mA
0.3
0.55
V
Notes:
5.
Typical values are at VCC=5.0V, TA = +25˚C ambient.
6.
This parameter is specified but not tested.
7.
Pins with bus hold are described in Pin Description.
8.
Not more than one output should be shorted at a time. Duration of short should not exceed one second. The use of high-speed test apparatus and/or sample
and hold techniques are preferable in order to minimize internal chip heating and more accurately reflect operational values. Otherwise prolonged shorting
of a high output may raise the chip temperature well above normal and thereby cause invalid readings in other parametric tests. In any sequence of parameter
tests, IOS tests should be performed last.
9.
Tested at +25˚C.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com