công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY74FCT16244TPACT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CY74FCT16244TPACT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Buffers/Line Drivers
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CY74FCT16244TPACT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button CY74FCT16244TPACT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPACT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPACT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPACT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPACT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPACT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPACT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPACT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CY74FCT16244TPACT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
8.3
7.9
TYP
1.2
1.0
46X 0.5
48X
0.27
0.17
2X
11.5
(0.15) TYP
0 - 8
0.15
0.05
0.25
GAGE PLANE
0.75
0.50
A
12.6
12.4
NOTE 3
B
6.2
6.0
4214859/B 11/2020
TSSOP - 1.2 mm max height
DGG0048A
SMALL OUTLINE PACKAGE
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-153.
1
48
0.08
C A B
25
24
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.350



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com