công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D06 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Weller Tools

tên linh kiện D06
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hot air nozzles for HAP1 WMD 3K, WMD 1A, WAD 101, WMA 3V
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WELLER [Weller Tools]
Trang chủ  https://www.weller-tools.com/us/en
Logo WELLER - Weller Tools

D06 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Weller Tools

  D06 Datasheet HTML 1Page - Weller Tools D06 Datasheet HTML 2Page - Weller Tools  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
100W
19
Model
Dimensions
Components
Description
Order No.
X x Y
Two sides heated (type D)
D10
18,0 x 10,0 mm
SO 28
hot air nozzle
005 87 277 84
with hotplate
D08
15,0 x 10,0 mm
hot air nozzle
005 87 277 81
with hotplate
D06
13,0 x 10,0 mm
hot air nozzle
005 87 277 82
with hotplate
D04
10,5 x 10,5 mm
hot air nozzle
005 87 277 79
with hotplate
All 4 sides heated (type D)
SK 709
12,0 x 12,0 mm
hot air nozzle
005 87 278 12
SK 769A
16,0 x 16,0 mm
with hotplate
005 87 278 16
Q10
18,0 x 18,0 mm
005 87 277 85
Q08
12,5 x 15,0 mm
hot air nozzle
005 87 277 83
with hotplate
Q06
15,0 x 10,0 mm
hot air nozzle
005 87 277 80
Q04
6,0 x 9,0 mm
hot air nozzle
005 87 277 78
Q02
6,0 x 6,5 mm
hot air nozzle
005 87 277 77
Measuring nozzle
R01
measuring nozzle
005 87 278 08



Html Pages

1 2