công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS65276VRHHT bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS65276VRHHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  4.5-V TO 18-V INPUT VOLTAGE, 6-A/3.5-A DUAL SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER WITH I2C CONTROLLED VID
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS65276VRHHT bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Texas Instruments

Back Button TPS65276VRHHT Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TPS65276VRHHT Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TPS65276VRHHT Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TPS65276VRHHT Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TPS65276VRHHT Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TPS65276VRHHT Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TPS65276VRHHT Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TPS65276VRHHT Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TPS65276VRHHT Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 46 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
32X (0.5)
(R0.05) TYP
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
36X (0.75)
36X (0.24)
(5.65)
(5.65)
(
4.1)
(
0.2) TYP
VIA
(0.68)
TYP
(1.8)
TYP
(0.68)
TYP
(1.8) TYP
VQFN - 1 mm max height
RHH0036B
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4225414/A 10/2019
NOTES: (continued)
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature
number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown
on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 15X
SEE SOLDER MASK
DETAIL
1
9
10
18
19
27
28
36
37
METAL EDGE
SOLDER MASK
OPENING
EXPOSED
METAL
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
OPENING
EXPOSED
METAL
NON SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
SOLDER MASK DEFINED
SOLDER MASK DETAILS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com