công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NRF51822-CEAA-R7 bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - Nordic Semiconductor

tên linh kiện NRF51822-CEAA-R7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiprotocol Bluetooth® low energy/2.4 GHz RF System on Chip
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NORDIC [Nordic Semiconductor]
Trang chủ  https://www.nordicsemi.com/
Logo NORDIC - Nordic Semiconductor

NRF51822-CEAA-R7 bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - Nordic Semiconductor

Back Button NRF51822-CEAA-R7 Datasheet HTML 54Page - Nordic Semiconductor NRF51822-CEAA-R7 Datasheet HTML 55Page - Nordic Semiconductor NRF51822-CEAA-R7 Datasheet HTML 56Page - Nordic Semiconductor NRF51822-CEAA-R7 Datasheet HTML 57Page - Nordic Semiconductor NRF51822-CEAA-R7 Datasheet HTML 58Page - Nordic Semiconductor NRF51822-CEAA-R7 Datasheet HTML 59Page - Nordic Semiconductor NRF51822-CEAA-R7 Datasheet HTML 60Page - Nordic Semiconductor NRF51822-CEAA-R7 Datasheet HTML 61Page - Nordic Semiconductor NRF51822-CEAA-R7 Datasheet HTML 62Page - Nordic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 130 page
background image
Page 58
nRF51822 Product Specification v3.3
8.9
Serial Peripheral Interface (SPI) Master specifications
Table 46 SPI specifications
Figure 13 SPI timing diagram, one byte transmission, SPI mode 0
Table 47 SPI timing parameters
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Units
Test
level
ISPI125K
Run current for SPI master at 125 kbps.
180
μA
1
ISPI4M
Run current for SPI master at 4 Mbps.
200
μA
1
fSPI
Bit rates for SPI.
0.125
4
Mbps
N/A
Symbol
Description
Note
Min.
Typ.
Max.
Units
Test
level
tDC
Data to SCK setup.
10
ns
1
tDH
SCK to data hold.
10
ns
1
tCD
SCK to data valid.
CLOAD = 10 pF
971
1. Increases/decreases with 1.2 ns/pF load.
ns
1
tCL
SCK low time.
40
ns
1
tCH
SCK high time.
40
ns
1
fSCK
SCK frequency.
0.125
4
MHz
1
tR,tF
SCK rise and fall time.
100
ns
1
b7
b6
b0
b7
b0
tCD
tDH
tDC
tCL
tCH
SCK
MISO
MOSI



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com