| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HCC4067B bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCC4067B bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 16 page ![]() Plastic DIP24 (0.25) MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.63 0.025 b 0.45 0.018 b1 0.23 0.31 0.009 0.012 b2 1.27 0.050 D 32.2 1.268 E 15.2 16.68 0.598 0.657 e 2.54 0.100 e3 27.94 1.100 F 14.1 0.555 I 4.445 0.175 L 3.3 0.130 P043A HCC/HCF4067B HCC/HCF4097B 12/16 |