công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M24128-B2CS6TGP bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M24128-B2CS6TGP
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Kbit, 64 Kbit and 32 Kbit serial I²C bus EEPROM
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24128-B2CS6TGP bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics

Back Button M24128-B2CS6TGP Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M24128-B2CS6TGP Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M24128-B2CS6TGP Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M24128-B2CS6TGP Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M24128-B2CS6TGP Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M24128-B2CS6TGP Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M24128-B2CS6TGP Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M24128-B2CS6TGP Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M24128-B2CS6TGP Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 39 page
background image
M24128, M24C64, M24C32
Package mechanical data
29/39
8
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Figure 14.
PDIP8 – 8 pin plastic DIP, 0.25 mm lead frame, package outline
1.
Drawing is not to scale.
Table 19.
PDIP8 – 8 pin plastic DIP, 0.25 mm lead frame, package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Typ.
Min.
Max.
Typ.
Min.
Max.
A
5.33
0.2098
A1
0.38
0.0150
A2
3.30
2.92
4.95
0.1299
0.1150
0.1949
b
0.46
0.36
0.56
0.0181
0.0142
0.0220
b2
1.52
1.14
1.78
0.0598
0.0449
0.0701
c
0.25
0.20
0.36
0.0098
0.0079
0.0142
D
9.27
9.02
10.16
0.3650
0.3551
0.4000
E
7.87
7.62
8.26
0.3098
0.3000
0.3252
E1
6.35
6.10
7.11
0.2500
0.2402
0.2799
e2.54
–
–
0.1000
–
–
eA
7.62
–
–
0.3000
–
–
eB
10.92
0.4299
L
3.30
2.92
3.81
0.1299
0.1150
0.1500
PDIP-B
A2
A1
A
L
be
D
E1
8
1
c
eA
b2
eB
E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com