công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(PDF) 168 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H533CEU7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone® FPU, 375 DMIPS 250 MHz, 512-Kbyte flash, 272-Kbyte RAM, cryptography
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(HTML) 168 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H533CEU7 Datasheet HTML 164Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 165Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 167Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 168Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 169Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 170Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 171Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 172Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 168 / 231 page
background image
Electrical characteristics
STM32H533xx
168/231
DS14539 Rev 1
tov(DATA)
Data output valid time
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
11
ns
1.71 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
11.5
toh(DATA)
Data output hold time
1.71 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
5.5
-
tov((DE)
DE output valid time
-
11.5
toh(DE)
DE output hold time
5.5
-
tsu(RDY)
RDY input setup time
0.5
-
th(RDY)
RDY input hold time
0.5
-
1. Evaluated by characterization - Not tested in production.
2. This maximal frequency does not consider receiver setup and hold timings.
Table 88. PSSI transmit characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
Table 89. PSSI receive characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
-
Frequency ratio PSSI_PDCK/fHCLK
-0.4
-
PSSI_PDCK
PSSI clock input
1.71 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
100
MHz
Dpixel
PSSI clock input duty cycle
-
30
70
%
tsu(DATA)
Data input setup time
1.71 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
2.5
-
ns
th(DATA)
Data input hold time
2.5
-
tsu((DE)
DE input setup time
1.5
-
th(DE)
DE input hold time
2
-
tov(RDY)
RDY output valid time
-
16.5
toh(RDY)
RDY output hold time
5.5
-
1. Evaluated by characterization - Not tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com