công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(PDF) 167 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H533CEU7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone® FPU, 375 DMIPS 250 MHz, 512-Kbyte flash, 272-Kbyte RAM, cryptography
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(HTML) 167 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H533CEU7 Datasheet HTML 163Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 164Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 165Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 167Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 168Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 169Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 170Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 171Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 167 / 231 page
background image
DS14539 Rev 1
167/231
STM32H533xx
Electrical characteristics
200
Figure 38. DCMI timing diagrams
5.3.21
PSSI interface characteristics
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 87 and Table 88 are derived from
tests performed under the ambient temperature, fHCLK frequency and VDD supply voltage
summarized in Table 20 and Section 5.3.1, with the following configuration:
•
PSSI_PDCK polarity: falling
•
PSSI_RDY and PSSI_DE polarity: low
•
Bus width: 16 lines
•
DATA width: 32 bits
•
Capacitive load CL= 30 pF
•
Measurement points are done at CMOS levels: 0.5 VDD
•
I/O compensation cell activated
•
HSLV activated when VDD ≤ 2.7 V
•
Voltage scaling VOS0 selected
MS32414V2
DCMI_PIXCLK
tsu(VSYNC)
tsu(HSYNC)
DCMI_HSYNC
DCMI_VSYNC
DATA[0:13]
1/DCMI_PIXCLK
th(HSYNC)
th(HSYNC)
tsu(DATA) th(DATA)
Table 88. PSSI transmit characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
-
Frequency ratio PSSI_PDCK/fHCLK
--
0.4
-
PSSI_PDCK
PSSI clock input
2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
90(2)
MHz
1.71 V ≤ VDD ≤ 3.6 V
-
86
Dpixel
PSSI clock input duty cycle
30
70
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com