công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(PDF) 110 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H533CEU7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone® FPU, 375 DMIPS 250 MHz, 512-Kbyte flash, 272-Kbyte RAM, cryptography
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(HTML) 110 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H533CEU7 Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 110 / 231 page
background image
Electrical characteristics
STM32H533xx
110/231
DS14539 Rev 1
Table 31. Typical consumption in Run mode with CoreMark running
from flash memory and SRAM(1)
1. Evaluated by characterization - Not tested in production.
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
(MHz)
Typ
LDO
Unit
Typ
LDO
Unit
Peripheral
Code
IDD(Run)
Supply current
in Run mode
All peripherals
disabled,
instruction cache
2-way,
prefetch ON
FLASH
250
30.8
mA
123.1
μA/MHz
200
24.5
122.5
168
18.1
107.7
150
14.8
98.9
100
9.5
94.8
All peripherals
disabled,
instruction cache
1-way,
prefetch ON
FLASH
250
27.6
110.4
200
19.1
95.4
150
13.4
89.4
100
8.5
85.3
All peripherals
disabled,
instruction cache
2-way
SRAM
250
30.1
120.5
200
20.8
103.9
168
17.6
104.8
150
14.5
97.0
100
9.2
92.4
All peripherals
disabled,
instruction cache
1-way
SRAM
250
26.8
107.3
200
18.6
92.8
150
13.0
86.8
100
8.3
82.6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com