công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(PDF) 107 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H533CEU7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone® FPU, 375 DMIPS 250 MHz, 512-Kbyte flash, 272-Kbyte RAM, cryptography
PDF  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H533CEU7 bảng dữ liệu(HTML) 107 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H533CEU7 Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STM32H533CEU7 Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 107 / 231 page
background image
DS14539 Rev 1
107/231
STM32H533xx
Electrical characteristics
200
Table 27. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from flash memory, 2-way instruction cache ON, PREFETCH ON
Symbol
Parameter
Conditions
fHCLK
(MHz)
Typ
Max(1)
Unit
TJ =
25°C
TJ =
85°C
TJ =
105°C
TJ =
130°C
IDD(Run)
Supply current in
Run mode
All peripherals
disabled
VOS0
250
30.8
33
57
70
-
mA
215
26.7
29
50
63
-
200
24.5
26
47
59
-
VOS1
200
21.3
23
40
49
65
180
19.5
21
37
46
62
168
18.1
19
34
44
60
150
16.2
18
31
40
57
VOS2
150
14.8
16
28
36
49
100
10.3
11
21
28
42
VOS3
100
9.5
10
19
25
36
60
6.1
7
14
19
31
25
3.1
4
9
14
25
All peripherals
enabled
VOS0
250
66.5
69
87
101
-
215
57.4
60
76
90
-
200
53.3
56
71
84
-
VOS1
200
46.5
49
61
72
86
180
42.3
44
56
66
81
150
35.1
37
47
57
72
VOS2
150
32.2
34
43
51
63
100
22.0
23
30
37
49
VOS3
100
20.1
21
27
33
47
60
12.7
14
18
23
36
25
6.0
7
11
15
27
1. Evaluated by characterization - Not tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com