công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28027DASR bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28027DASR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2802x Microcontrollers
PDF  147 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMS320F28027DASR bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28027DASR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TMS320F28027DASR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TMS320F28027DASR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TMS320F28027DASR Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TMS320F28027DASR Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TMS320F28027DASR Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TMS320F28027DASR Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TMS320F28027DASR Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TMS320F28027DASR Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 147 page
background image
9.4 Device Emulation Registers
These registers are used to control the protection mode of the C28x CPU and to monitor some critical device
signals. The registers are defined in Table 9-11 .
Table 9-11. Device Emulation Registers
NAME
ADDRESS
RANGE
SIZE (x16)
DESCRIPTION
EALLOW
PROTECTED
DEVICECNF
0x0880
0x0881
2
Device Configuration Register
Yes
PARTID
0x3D 7FFF
1
Part ID Register
TMS320F280200PT
0x00C1
No
TMS320F280200DA
0x00C0
TMS320F28027PT
0x00CF
TMS320F28027DA
0x00CE
TMS320F28027FPT
0x00CF
TMS320F28027FDA
0x00CE
TMS320F28026PT
0x00C7
TMS320F28026DA
0x00C6
TMS320F28026FPT
0x00C7
TMS320F28026FDA
0x00C6
TMS320F28023PT
0x00CD
TMS320F28023DA
0x00CC
TMS320F28022PT
0x00C5
TMS320F28022DA
0x00C4
TMS320F28021PT
0x00CB
TMS320F28021DA
0x00CA
TMS320F28020PT
0x00C3
TMS320F28020DA
0x00C2
CLASSID
0x0882
1
Class ID Register
TMS320F280200PT/DA
0x00C7
No
TMS320F28027PT/DA
0x00CF
TMS320F28027FPT/DA
0x00CF
TMS320F28026PT/DA
0x00C7
TMS320F28026FPT/DA
0x00C7
TMS320F28023PT/DA
0x00CF
TMS320F28022PT/DA
0x00C7
TMS320F28021PT/DA
0x00CF
TMS320F28020PT/DA
0x00C7
REVID
0x0883
1
Revision ID
Register
0x0000 - Silicon Rev. 0 - TMS
No
0x0001 - Silicon Rev. A - TMS
0x0002 - Silicon Rev. B - TMS
TMS320F28027, TMS320F28027-Q1, TMS320F28027F, TMS320F28027F-Q1, TMS320F28026
TMS320F28026-Q1, TMS320F28026F, TMS320F28026F-Q1, TMS320F28023
TMS320F28023-Q1, TMS320F28022, TMS320F28021, TMS320F28020, TMS320F280200
SPRS523P – NOVEMBER 2008 – REVISED FEBRUARY 2021
www.ti.com
52
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMS320F28027 TMS320F28027-Q1 TMS320F28027F TMS320F28027F-Q1
TMS320F28026 TMS320F28026-Q1 TMS320F28026F TMS320F28026F-Q1 TMS320F28023 TMS320F28023-
Q1 TMS320F28022 TMS320F28021 TMS320F28020 TMS320F280200



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com