công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320F28027DAS.B bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMS320F28027DAS.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320F2802x Microcontrollers
PDF  147 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMS320F28027DAS.B bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320F28027DAS.B Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments TMS320F28027DAS.B Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments TMS320F28027DAS.B Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments TMS320F28027DAS.B Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments TMS320F28027DAS.B Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments TMS320F28027DAS.B Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments TMS320F28027DAS.B Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments TMS320F28027DAS.B Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments TMS320F28027DAS.B Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 147 page
background image
ADCCLK
2
0
9
SOC0 Sample
B Window
Analog Input B
Analog Input A
SOC0 Sample
A Window
37
50
SOC2 Sample
B Window
SOC2 Sample
A Window
24
22
ADCCTL1.INTPULSEPOS
ADCSOCFLG1.SOC0
ADCSOCFLG1.SOC1
ADCSOCFLG1.SOC2
S/H Window Pulse to Core
SOC0 (A/B)
SOC2 (A/B)
ADCRESULT 0
Result 0 (A) Latched
2 ADCCLKs
Result 0 (B) Latched
ADCRESULT 1
ADCRESULT 2
EOC0 Pulse
EOC1 Pulse
EOC2 Pulse
Minimum
7 ADCCLKs
Conversion 0 (A)
13 ADC Clocks
2 ADCCLKs
Minimum
7 ADCCLKs
Conversion 1 (A)
13 ADC Clocks
Conversion 0 (B)
13 ADC Clocks
ADCINTFLG.ADCINTx
19
ADCCLKs
Figure 9-24. Timing Example for Simultaneous Mode / Early Interrupt Pulse
TMS320F28027, TMS320F28027-Q1, TMS320F28027F, TMS320F28027F-Q1, TMS320F28026
TMS320F28026-Q1, TMS320F28026F, TMS320F28026F-Q1, TMS320F28023
TMS320F28023-Q1, TMS320F28022, TMS320F28021, TMS320F28020, TMS320F280200
SPRS523P – NOVEMBER 2008 – REVISED FEBRUARY 2021
www.ti.com
80
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TMS320F28027 TMS320F28027-Q1 TMS320F28027F TMS320F28027F-Q1
TMS320F28026 TMS320F28026-Q1 TMS320F28026F TMS320F28026F-Q1 TMS320F28023 TMS320F28023-
Q1 TMS320F28022 TMS320F28021 TMS320F28020 TMS320F280200



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com