công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMUX1574DYYR bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMUX1574DYYR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMUX1574 Low-Capacitance, 2:1 (SPDT) 4-Channel, Powered-Off Protected Switch with 1.8 V Logic
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMUX1574DYYR bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Texas Instruments

Back Button TMUX1574DYYR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TMUX1574DYYR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 45 page
background image
NOTES:
1.
All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed
0.15 per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
5. Reference JEDEC Registration MO-345, Variation AA
PACKAGE OUTLINE
4224642/D 07/2024
www.ti.com
SOT-23-THIN - 1.1 mm max height
PLASTIC SMALL OUTLINE
DYY0016A
A
0.1 C
B
PIN 1 INDEX
AREA
4.3
4.1
NOTE 3
2.1
1.9
3.36
3.16
14X 0.5
2X
3.5
16X 0.3
0.11
0.1
C A B
1.1 MAX
C
SEATING PLANE
0.2
0.08 TYP
SEE DETAIL A
0.1
0.0
0.25
GAUGE PLANE
0°- 8°
0.63
0.33
DETAIL A
TYP
1
8
9
16
4X 0° - 15°
4X 4° - 15°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com