công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMUX1101DBVRG4 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMUX1101DBVRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMUX110x 5V, Low-Leakage-Current, 1:1 (SPST) Precision Switch
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMUX1101DBVRG4 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button TMUX1101DBVRG4 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMUX1101DBVRG4 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TMUX1101DBVRG4 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TMUX1101DBVRG4 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TMUX1101DBVRG4 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TMUX1101DBVRG4 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TMUX1101DBVRG4 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TMUX1101DBVRG4 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TMUX1101DBVRG4 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 38 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.22
0.08
TYP
0.25
3.0
2.6
2X 0.95
1.9
1.45
0.90
0.15
0.00
TYP
5X
0.5
0.3
0.6
0.3
TYP
8
0
TYP
1.9
(0.1)
(0.15)
4X 0 -15
4X 4 -15
A
3.05
2.75
B
1.75
1.45
(1.1)
SOT-23 - 1.45 mm max height
DBV0005A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
4214839/K 08/2024
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.
0.2
C A B
1
3
4
5
2
INDEX AREA
PIN 1
NOTE 5
GAGE PLANE
SEATING PLANE
0.1 C
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com