| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2-M3 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - JST Mfg. Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2-M3 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - JST Mfg. Co., Ltd. |
|
8 / 8 page ![]() YF-1 YET-300-1 E-4 9 600/650 (242.27 to 325) 35.5 (1.398) 37.6 (1.480) 28.0 (1.102) 4.5 (.177) 5 øD BL F E T ød2 ød1 American – – 12/16 5/16 3/8 3/8 3/8 7/16 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 11/16 3/4 7/8 15/16 1 1/2 1/2 5/8 – – 12/16 5/16 3/8 3/8 7/16 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 11/16 11/16 3/4 7/8 15/16 1 Stud size Part No. Standard Tool No. Qty/box Dimensions mm (in.) Metric Applicable Wire AWG#(mm2) – – 8 8 9 10 10 11 12 12 12 14 14 16 16 16 18 20 22 24 27 12 14 16 – – 8 8 10 10 11 12 12 14 16 16 16 18 18 20 22 24 27 200-S0 200-L0 200-8 200-L8 200-9 200-10 200-L10 200-11 200-12 R200-12 200-L12 200-14 R200-14 200-16 R200-16 200-L16 R200-18 R200-20 R200-22 R200-24 R200-27 250-12 250-14 250-16 325-S0 325-L0 325-8 325-L8 325-10 325-L10 325-11 325-12 325-L12 325-14 325-16 R325-16 325-L16 325-M18 R325-18 R325-20 R325-22 R325-24 R325-27 – – 8.4 (.331) 8.4 (.331) 9.8 (.386) 10.5 (.413) 10.5 (.413) 11.5 (.453) 13.0 (.512) 13.0 (.512) 13.0 (.512) 15.0 (.591) 15.0 (.591) 17.0 (.669) 17.0 (.669) 17.0 (.669) 19.0 (.748) 21.0 (.827) 23.0 (.906) 25.0 (.984) 28.0(1.102) 13.0 (.512) 15.0 (.591) 17.0 (.669) – – 8.4 (.331) 8.4 (.331) 10.5 (.413) 10.5 (.413) 11.5 (.453) 13.0 (.512) 13.0 (.512) 15.0 (.591) 17.0 (.669) 17.0 (.669) 17.0 (.669) 19.0 (.748) 19.0 (.748) 21.0 (.827) 23.0 (.906) 25.0 (.984) 28.0(1.102) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 44.0(1.732) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 50.5(1.988) 72.0(2.835) 91.0(3.583) 72.0(2.835) 91.0(3.583) 72.0(2.835) 72.0(2.835) 91.0(3.583) 72.0(2.835) 72.0(2.835) 78.0(3.071) 91.0(3.583) 72.0(2.835) 78.0(3.071) 72.0(2.835) 78.0(3.071) 91.0(3.583) 91.0(3.583) 91.0(3.583) 91.0(3.583) 91.0(3.583) 91.0(3.583) 78.0(3.071) 88.0(3.465) 105.7(4.161) 88.0(3.465) 105.7(4.161) 88.0(3.465) 105.7(4.161) 88.0(3.465) 88.0(3.465) 105.7(4.161) 88.0(3.465) 88.0(3.465) 94.2(3.709) 105.7(4.161) 94.2(3.709) 105.7(4.161) 105.7(4.161) 105.7(4.161) 105.7(4.161) 105.7(4.161) 24.5 (.965) 37.5(1.476) 24.5 (.965) 37.5(1.476) 24.5 (.965) 24.5 (.965) 37.5(1.476) 24.5 (.965) 24.5 (.965) 24.5 (.965) 37.5(1.476) 24.5 (.965) 24.5 (.965) 24.5 (.965) 24.5 (.965) 37.5(1.476) 37.5(1.476) 37.5(1.476) 37.5(1.476) 37.5(1.476) 37.5(1.476) 24.5 (.965) 33.5(1.319) 45.0(1.772) 33.5(1.319) 45.0(1.772) 33.5(1.319) 45.0(1.772) 33.5(1.319) 33.5(1.319) 45.0(1.772) 33.5(1.319) 33.5(1.319) 33.5(1.319) 45.0(1.772) 33.5(1.319) 45.0(1.772) 45.0(1.772) 45.0(1.772) 45.0(1.772) 45.0(1.772) Brazed seam ød2 FE L Note :1) Products with the JIS mark conform to JIS C2805. 2) Part numbers containing "S0" or "L0" do not have stud holes. 3) Delivery lead times may vary depending on the product. Contact JST for details. 400 (192.60 to 242.27) 31.5 (1.240) 32.7 (1.287) 24.0 (.945) 4.0 (.157) 10 YF-1 YET-300-1 E-4 YET-300N 31.5 (1.240) 35.6 (1.402) 26.0 (1.024) 4.5 (.177) N.A. (250) YF-1 YET-300-1 E-4 YET-300N |