công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPM32 bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPM32
Giải thích chi tiết về linh kiện  ASSP for metering applications with up to four independent 24-bit 2nd order sigma-delta ADCs, 4 MHz OSF and 2 embedded PGLNA
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPM32 bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - STMicroelectronics

Back Button STPM32_V02 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STPM32_V02 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STPM32_V02 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STPM32_V02 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STPM32_V02 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STPM32_V02 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STPM32_V02 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STPM32_V02 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STPM32_V02 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 89 page
background image
11.2
QFN32L (5x5x1) 0.5 pitch package information
Figure 61. QFN32L (5x5x1) 0.5 pitch package outline
STPM32, STPM33, STPM34
QFN32L (5x5x1) 0.5 pitch package information
DS10272 - Rev 13
page 77/89



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89