công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMD050F bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện SMD050F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface-mount Devices
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

SMD050F bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button SMD050F Datasheet HTML 12Page - TE Connectivity Ltd SMD050F Datasheet HTML 13Page - TE Connectivity Ltd SMD050F Datasheet HTML 14Page - TE Connectivity Ltd SMD050F Datasheet HTML 15Page - TE Connectivity Ltd SMD050F Datasheet HTML 16Page - TE Connectivity Ltd SMD050F Datasheet HTML 17Page - TE Connectivity Ltd SMD050F Datasheet HTML 18Page - TE Connectivity Ltd SMD050F Datasheet HTML 19Page - TE Connectivity Ltd SMD050F Datasheet HTML 20Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 20 page
background image
131
RoHS Compliant, ELV Compliant
HF Halogen Free
12
SMD Series
Size 7555 mm/2920 mils
SMD030F
2,000
10,000
030F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMD050F
2,000
10,000
050F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMD075F
2,000
10,000
075F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMD075F/60
2,000
10,000
756F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMD100F
2,000
10,000
100F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMD100F/33
2,000
10,000
103F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMDH120
2,000
10,000
H12
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMD125F
2,000
10,000
125F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMD260F
2,000
10,000
260F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMD300F
2,000
10,000
300F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA, TÜV
SMD300F/15
2,000
10,000
315F
3.10 (0.12)
2.30 (0.09)
5.10 (0.201)
UL, CSA
SMD2 Devices
Size 8763 mm/3425 mils
SMD150F
1,500
7,500
150F
4.60 (0.18)
2.30 (0.09)
6.10 (0.240)
UL, CSA, TÜV
SMD150F/33
1,500
7,500
153F
4.60 (0.18)
2.30 (0.09)
6.10 (0.240)
UL, CSA, TÜV
SMDH160
1,500
7,500
160F
4.60 (0.18)
2.30 (0.09)
6.10 (0.240)
UL, CSA, TÜV
SMD185F
1,500
7,500
185F
4.60 (0.18)
2.30 (0.09)
6.10 (0.240)
UL, CSA, TÜV
SMD200F
1,500
7,500
200F
4.60 (0.18)
2.30 (0.09)
6.10 (0.240)
UL, CSA, TÜV
SMD250F
1,500
7,500
250F
4.60 (0.18)
2.30 (0.09)
6.10 (0.240)
UL, CSA, TÜV
Part Number
Tape & Reel
Quantity
Standard
Package
Part
Marking
Dimension
A (Nom.)
Dimension
B (Nom.)
Dimension
C (Nom.)
Agency
Recognition
Recommended Pad Layout Figures [mm(In.)]
Table S6 Packaging and Marking Information for Surface-mount Devices
Cont’d
A
B
CB
Figure S13 Recommended Pad Layout for Surface-mount Devices
Agency Recognition for Surface-mount Devices
UL
File # E74889 for all surface-mount devices
CSA
File # CA78165 for all surface-mount devices
TÜV
Certificate number available upon request (certified to IEC 60730-1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com