| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS568 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Multicomp Pro |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS568 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Multicomp Pro |
|
1 / 6 page ![]() Page <1> V1.0 17/10/24 Elastomeric O Rings NBR 70 Newark.com/multicomp-pro Farnell.com/multicomp-pro sg.element14.com/b/multicomp-pro Description These is the Aerospace Size Standard for O-rings from the Society of Automotive Engineers. Simrit manufactures and supplies the complete range of standard These sizes in a wide range of elastomeric O-ring materials. The following sizes are grouped by cross-section and listed numerically by inside diameter. AS568 Nominal (refer.) Measurements in inches Measurements in millimeters AS568 SIZE ID CS ID ± CS ± ID ± CS ± SIZE -006 1/8 1/16 0.114 0.005 0.070 0.003 2.90 0.13 1.78 0.08 -006 -007 5/32 1/16 0.145 0.005 0.070 0.003 3.68 0.13 1.78 0.08 -007 -008 3/16 1/16 0.176 0.005 0.070 0.003 4.47 0.13 1.78 0.08 -008 -009 7/32 1/16 0.208 0.005 0.070 0.003 5.28 0.13 1.78 0.08 -009 -010 1/4 1/16 0.239 0.005 0.070 0.003 6.07 0.13 1.78 0.08 -010 -011 5/16 1/16 0.301 0.005 0.070 0.003 7.65 0.13 1.78 0.08 -011 -012 3/8 1/16 0.364 0.005 0.070 0.003 9.25 0.13 1.78 0.08 -012 -013 7/16 1/16 0.426 0.005 0.070 0.003 10.82 0.13 1.78 0.08 -013 -014 1/2 1/16 0.489 0.005 0.070 0.003 12.42 0.13 1.78 0.08 -014 -015 9/16 1/16 0.551 0.007 0.070 0.003 14 0.18 1.78 0.08 -015 -016 5/8 1/16 0.614 0.009 0.070 0.003 15.6 0.23 1.78 0.08 -016 -017 11/16 1/16 0.676 0.009 0.070 0.003 17.17 0.23 1.78 0.08 -017 -018 3/4 1/16 0.739 0.009 0.070 0.003 18.77 0.23 1.78 0.08 -018 -019 13/16 1/16 0.801 0.009 0.070 0.003 20.35 0.23 1.78 0.08 -019 -020 7/8 1/16 0.864 0.009 0.070 0.003 21.95 0.23 1.78 0.08 -020 -021 15/16 1/16 0.926 0.009 0.070 0.003 23.52 0.23 1.78 0.08 -021 -022 1 1/16 0.989 0.01 0.070 0.003 25.12 0.25 1.78 0.08 -022 -023 11/16 1/16 1.051 0.01 0.070 0.003 26.7 0.25 1.78 0.08 -023 -024 11/8 1/16 1.114 0.01 0.070 0.003 28.3 0.25 1.78 0.08 -024 -025 13/16 1/16 1.176 0.011 0.070 0.003 29.87 0.28 1.78 0.08 -025 -026 11/4 1/16 1.239 0.011 0.070 0.003 31.47 0.28 1.78 0.08 -026 -027 15/16 1/16 1.301 0.011 0.070 0.003 33.05 0.28 1.78 0.08 -027 -028 13/8 1/16 1.364 0.013 0.070 0.003 34.65 0.33 1.78 0.08 -028 -029 11/2 1/16 1.489 0.013 0.070 0.003 37.82 0.33 1.78 0.08 -029 Diagram |
Số phần tương tự - AS568 |
|
Mô tả tương tự - AS568 |