công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMDS181RGZRG4 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMDS181RGZRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMDS181x 6 Gbps TMDS Retimer
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMDS181RGZRG4 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button TMDS181RGZRG4 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TMDS181RGZRG4 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments TMDS181RGZRG4 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TMDS181RGZRG4 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TMDS181RGZRG4 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TMDS181RGZRG4 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TMDS181RGZRG4 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TMDS181RGZRG4 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TMDS181RGZRG4 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 60 page
background image
1
VCC
VCC
2kQ
2kQ
VCC
VCC
2kQ
2kQ
GND
Place VCC and VDD decoupling
caps as close to VCC and VDD
pins as possible
Match High Speed traces
length as close as possible to
minimize Skew
Match High Speed traces
length as close as possible to
minimize Skew
HPD_SRC
HPD_SNK
IN_D2p/n
IN_D1p/n
IN_D0p/n
OUT_D2p/n
I2C_EN/PIN
OUT_D1p/n
SDA_SRC
SDA_CTL
SCL_SRC
SCL_CTL
VSADJ
65kQ
65kQ
VCC
GND
IN_CLKp/n
5V
5V
2kQ
2kQ
SDA_SNK
SCL_SNK
GND
VCC
65kQ
65kQ
A1
OUT_D0p/n
OUT_CLKp/n
SWAP/POL
VCC
GND
GND
VCC
65kQ
65kQ
TX_TERM_CTL
ARC_OUT
SPDIF_IN
GND
55Q
1µF
GND
GND
1µF
65kQ
65kQ
49
TMDS181, TMDS181I
www.ti.com
SLASE75D – AUGUST 2015 – REVISED SEPTEMBER 2017
Product Folder Links: TMDS181
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated
11.2 Layout Example
A.
If ARC is not used, tie a 500 kΩ resistor to GND at the SPDIF_IN pin.
B.
The 55 Ω resistor to GND on the ARC_OUT pin is implementation specific and may not be needed if it is already
implemented elsewhere.
Figure 39. Layout Example – Source Side



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com