công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D35530604 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Glamox

tên linh kiện D35530604
Giải thích chi tiết về linh kiện  D35-S230 LED 1000 HF 840OP
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GLAMOX [Glamox]
Trang chủ  https://www.glamox.com/
Logo GLAMOX - Glamox

D35530604 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Glamox

  D35530604 Datasheet HTML 1Page - Glamox D35530604 Datasheet HTML 2Page - Glamox  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
10/2/2025
The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.
1/2
D35-S230 LED 1000 HF 840
OP
Glamox D35 is a family with a compact design, and
available in three sizes. Injected moulded fire resistant
plastic material V1 in white finish RAL9016. Integrated
aluminium heat sink.
Item No.
D35530604
GTIN
4741145306041
Stock status code
M
Technical specifications
Mounting
Product Mounting
Ceiling surface
General
Product shape
Round
Electrical Data
Leakage Current (mA)
0.34
Main Feed AC (V) Min
220
Main Feed AC (V) Max
240
Main Feed Frequency Min
50
Main Feed Frequency Max
60
Total Consumption (W)
9
Number Of Luminaire MCB 10B
23
Number Of Luminaire MCB 10C
38
Number Of Luminaire MCB 16B
37
Number Of Luminaire MCB 16C
61
Optic
Optic description
Opal diffuser in acrylic
Optic Name
OP - Opal diffuser in acrylic
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)
25
Diffuser Material
Acrylic
Diffuser Material Design
Opal
Optic main category
Diffuser
Technical Data
Minimum TA (ºC)
-20
Maximum TA (ºC)
45
IP classification
40
Light Technical Data
Light source
LED
Lumen Out (lm)
1014
Lumen Per Watt (lm/W)
115
Lamp colour temp (K)
4000
Colour Rendering Index
>80
Light Distribution Down %
100
MacAdam step
3
Energy Class Light Source
C
Driver / Ballast
Type of LED Driver
HF: Non dimmable
Number of Driver
1
Lifetime
LED Lifetime L70B50 Ta25 (h)
80 000
Luminous flux decline (LLMF) 50.000h Ta25
0.80
Housing
Body Material
ABS plastic
Body Colour
WH - White
Main Body Colour Name
White
Dimensions
Height (mm)
54
Diameter (mm)
230
Item Net Weight (kg)
0.9568
Termination
Termination
3x2x2.5mm2 Push In
Logistic Data
Item Gross Weight (kg)
1.04


Số phần tương tự - D35530604

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Glamox
D35530601 GLAMOX-D35530601 Datasheet
297Kb / 3P
D35-S280 LED 1400 DALI840 MP
D35530607 GLAMOX-D35530607 Datasheet
283Kb / 2P
D35-R180 LED 700 HF 840LI OP
D35530608 GLAMOX-D35530608 Datasheet
291Kb / 2P
D35-R180 LED 700 DALI840 LI MP
D35530609 GLAMOX-D35530609 Datasheet
288Kb / 2P
D35-R180 LED 700 DALI840 LI OP
More results

Mô tả tương tự - D35530604

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MPS Industries, Inc.
MA1136 MPSIND-MA1136 Datasheet
147Kb / 1P
HF FLYBACK TRANSFORMER
logo
SL Power Electronics
D35_DD SLPOWER-D35_DD Datasheet
17Kb / 2P
D35 Euro Wall Mount 1-3 Watts Series
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-S115KRKGKT LITEON-LTST-S115KRKGKT Datasheet
634Kb / 12P
Meet ROHS, HF, Green Product, Dual color chip LED
logo
PHOENIX CONTACT
2904637 PHOENIX-2904637 Datasheet
66Kb / 6P
Front adapters - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC
2904646 PHOENIX-2904646 Datasheet
58Kb / 5P
Front adapters - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC
logo
Balluff Korea Ltd.
BIS0133 BALLUFF-BIS0133 Datasheet
923Kb / 5P
HF (13.56 MHz)
BIS0157 BALLUFF-BIS0157 Datasheet
550Kb / 3P
HF (13.56 MHz)
BAE00JL BALLUFF-BAE00JL Datasheet
111Kb / 2P
HF (13.56 MHz)
BIS0179 BALLUFF-BIS0179 Datasheet
1Mb / 6P
HF (13.56 MHz)
logo
STMicroelectronics
RF5L051K0CB4 STMICROELECTRONICS-RF5L051K0CB4 Datasheet
1Mb / 12P
1000 W, 50 V, HF to 500 MHz RF power LDMOS transistor
14-Oct-2021
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com