công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UG2A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện UG2A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Ultrafast Plastic Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

UG2A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  UG2A_V02 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix UG2A_V02 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix UG2A_V02 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix UG2A_V02 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix UG2A_V02 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
UG2A, UG2B, UG2C, UG2D
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 29-Apr-2020
2
Document Number: 88761
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Note
(1) Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle
Note
(1) Thermal resistance from junction to ambient at 0.375" (9.5 mm) lead length
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
SYMBOL
VALUE
UNIT
Maximum instantaneous forward voltage
IF = 2.0 A
VF (1)
0.95
V
Maximum DC reverse current
at rated DC blocking voltage
TA = 25 °C
IR
5.0
μA
TA = 100 °C
200
Maximum reverse recovery time
IF = 0.5 A, IR = 1.0 A, Irr = 0.25 A
trr
15
ns
Typical reverse recovery time
IF = 2.0 A, VR = 30 V,
dI/dt = 50 A/μs, Irr = 10 % IRM
TJ = 25 °C
trr
25
ns
TJ = 100 °C
35
Typical stored charge
IF = 2.0 A, VR = 30 V,
dI/dt = 50 A/μs, Irr = 10 % IRM
TJ = 25 °C
Qrr
10
nC
TJ = 100 °C
22
Typical junction capacitance
4 V, 1 MHz
CJ
15
pF
THERMAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
UG2A
UG2B
UG2C
UG2D
UNIT
Typical thermal resistance
RθJA
(1)
45
°C/W
ORDERING INFORMATION (Example)
PREFERRED P/N
UNIT WEIGHT (g)
PREFERRED PACKAGE CODE
BASE QUANTITY
DELIVERY MODE
UG2D-E3/54
0.404
54
4000
13" diameter paper tape and reel
UG2D-E3/73
0.404
73
2000
Ammo pack packaging



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com