công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV3201 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV3201
Giải thích chi tiết về linh kiện  TLV320x 40ns, microPOWER, Push-Pull Output Comparators
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TLV3201 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TLV3201 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLV3201 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLV3201 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV3201 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV3201 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV3201 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV3201 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV3201 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV3201 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 40 page
background image
Table of Contents
1 Features............................................................................1
2 Applications..................................................................... 1
3 Description.......................................................................1
4 Device Comparison Table...............................................3
5 Pin Configuration and Functions...................................3
Pin Functions: TLV3201....................................................3
Pin Functions: TLV3202....................................................3
6 Specifications.................................................................. 4
6.1 Absolute Maximum Ratings........................................ 4
6.2 ESD Ratings............................................................... 4
6.3 Recommended Operating Conditions.........................4
6.4 Thermal Information....................................................4
6.5 Electrical Characteristics: VCC = 5V............................5
6.6 Switching Characteristics: VCC = 5V........................... 5
6.7 Electrical Characteristics: VCC = 2.7V.........................6
6.8 Switching Characteristics: VCC = 2.7V........................ 6
6.9 Typical Characteristics................................................ 7
7 Detailed Description...................................................... 11
7.1 Overview................................................................... 11
7.2 Functional Block Diagram......................................... 11
7.3 Feature Description...................................................11
7.4 Device Functional Modes..........................................11
8 Application and Implementation.................................. 12
8.1 Application Information............................................. 12
8.2 Typical Applications.................................................. 16
8.3 Power Supply Recommendations.............................18
8.4 Layout....................................................................... 18
9 Device and Documentation Support............................20
9.1 Device Support......................................................... 20
9.2 Documentation Support............................................ 20
9.3 Receiving Notification of Documentation Updates....21
9.4 Support Resources................................................... 21
9.5 Trademarks...............................................................21
9.6 Electrostatic Discharge Caution................................21
9.7 Glossary....................................................................21
10 Revision History.......................................................... 22
11 Mechanical, Packaging, and Orderable
Information.................................................................... 22
TLV3201, TLV3202
SBOS561C – MARCH 2012 – REVISED MAY 2024
www.ti.com
2
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TLV3201 TLV3202



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com