công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431CDBVR.A bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL431CDBVR.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL431, TL432 Precision Programmable Reference
PDF  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TL431CDBVR.A bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button TL431CDBVR.A Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TL431CDBVR.A Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TL431CDBVR.A Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TL431CDBVR.A Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TL431CDBVR.A Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TL431CDBVR.A Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TL431CDBVR.A Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TL431CDBVR.A Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TL431CDBVR.A Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 85 page
background image
TL431
VI(BATT)
R3
(see Note A)
R1A
R4
(see Note A)
R2B
R2A
R1B
Low Limit = 1 + R1B
R2B
V
ref
High Limit = 1 + R1A
R2A
V
ref
LED on When Low Limit < VI(BATT) < High Limit
A.
Select R3 and R4 to provide the desired LED intensity and cathode current ≥1mA to the TL431 at the available VI(BATT).
Figure 9-12. Voltage Monitor
TL431
650 Ω
2 kΩ
C
On
Off
R
12 V
n
ref
12 V
Delay = R × C × I
12 V – V
æ
ö
ç
÷
ç
÷
è
ø
Figure 9-13. Delay Timer
TL431
IO
RCL
0.1%
R1
VI(BATT)
Iout
V
ref
R
CL
I
KA
R1
V
I(BATT)
I
O
h
FE
I
KA
+
+
=
=
Figure 9-14. Precision Current Limiter
TL431
RS
0.1%
IO
VI(BATT)
I
O
V
ref
R
S
=
Figure 9-15. Precision Constant-Current Sink
TL431, TL432
SLVS543S – AUGUST 2004 – REVISED MAY 2024
www.ti.com
30
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TL431 TL432



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com