công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MS5401-AM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Intersema Sensoric SA

tên linh kiện MS5401-AM
Giải thích chi tiết về linh kiện  MINIATURE SMD PRESSURE SENSOR
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSEMA [Intersema Sensoric SA]
Trang chủ  http://www.meas-spec.com/
Logo INTERSEMA - Intersema Sensoric SA

MS5401-AM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Intersema Sensoric SA

  MS5401-AM Datasheet HTML 1Page - Intersema Sensoric SA MS5401-AM Datasheet HTML 2Page - Intersema Sensoric SA MS5401-AM Datasheet HTML 3Page - Intersema Sensoric SA MS5401-AM Datasheet HTML 4Page - Intersema Sensoric SA MS5401-AM Datasheet HTML 5Page - Intersema Sensoric SA MS5401-AM Datasheet HTML 6Page - Intersema Sensoric SA MS5401-AM Datasheet HTML 7Page - Intersema Sensoric SA MS5401-AM Datasheet HTML 8Page - Intersema Sensoric SA  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
DA54XX_011
May 9th, 2007
2
000054xx280 ECN 927
PIN DESCRIPTION
Pin Name
Pin No.
Function
OUT-
1
Negative output voltage of Wheatstone bridge
GND
2
Ground
VS+
3
Supply voltage of Wheatstone bridge
OUT+
4
Positive output voltage of Wheatstone bridge
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Max
Unit
Notes
Supply voltage
VS+
Ta = 25 oC
-
20
V
Storage temperature
TS
-40
+125
oC
Overpressure MS5401-AM
MS5401-BM
MS5407-AM
MS5405-BM
MS5412-BM
P
Ta = 25 oC
-
-
-
-
-
5
10
21
30
30
bar
-
(1)
(2)
(3)
-
NOTES
1) The MS5401-BM is qualified referring to ISO Standard 2281 and can withstand an absolute pressure of 11 bar in
salt water or 100 m water respectively.
2) The MS5407-AM is qualified referring to ISO Standard 2281 and can withstand an absolute pressure of
21 bar in salt water or 200 m water respectively.
3) The MS5405-BM is qualified referring to ISO Standard 2281 and can withstand an absolute pressure of
26 bar in salt water or 250 m water respectively.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com