công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL082ACP bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL082ACP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TL08xx FET-Input Operational Amplifiers
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TL082ACP bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button TL082ACP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL082ACP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL082ACP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL082ACP Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TL082ACP Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TL082ACP Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TL082ACP Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TL082ACP Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TL082ACP Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 78 page
background image
5.9 Electrical Characteristics (AC): TL08xC, TL08xAC, TL08xBC, TL08xI, TL08xM
For VS = (VCC+) – (VCC–) = ±15 V at TA = 25°C, unless otherwise noted.
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
SR
Slew rate
VI = 10 V, CL = 100 pF, RL =
2 kΩ
TL08xM
5
20
V/μs
TL08xC, TL08xAC,
TL08xBC, TL08xI
8
20
V/μs
tS
Settling time
VI = 20 V, CL = 100 pF, RL = 2 kΩ
0.1
μs
20%
eN
Input voltage noise density
All PS and NS packages; All
TL08xM devices
RS = 20 Ω, f = 1 kHz
18
nV/√Hz
All other devices
f = 1 kHz
37
nV/√Hz
f = 10 kHz
21
EN
Input voltage noise
All PS and NS packages; All
TL08xM devices
RS = 20 Ω, f = 10 Hz to 10
kHz
4
μVRMS
All other devices
f = 0.1 Hz to 10 Hz
1.4
µVRMS
iN
Input current noise
RS = 20 Ω, f = 1 kHz
10
fA/√Hz
Phase margin
TL08xC, TL08xAC,
TL08xBC, TL08xI
G = +1, RL = 10kΩ, CL = 20
pF
56
°
Overload recovery time
VIN × gain > VS
300
ns
THD+N
Total harmonic distortion +
noise
All PS and NS packages; All
TL08xM devices
VO = 6 VRMS, RL ≥ 2 kΩ, f =
1 kHz, G = +1, RS ≤ 1 kΩ
0.003
%
All other devices
VS = 40 V, VO = 6 VRMS, G =
+1, f = 1 kHz
0.00012
%
EMIRR
EMI rejection ratio
TL08xC, TL08xAC,
TL08xBC, TL08xI
f = 1 GHz
53
dB
ZO
Open-loop output
impedance
TL07xC, TL07xAC,
TL07xBC, TL07xI
f = 1 MHz, IO = 0 A
125
Ω
TL081, TL081A, TL081B, TL081H
TL082, TL082A, TL082B, TL082H
TL084, TL084A, TL084B, TL084H
SLOS081O – FEBRUARY 1977 – REVISED SEPTEMBER 2025
www.ti.com
16
Submit Document Feedback
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TL081 TL081A TL081B TL081H TL082 TL082A TL082B TL082H TL084 TL084A TL084B TL084H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com