công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5613APHDR bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5613APHDR
Giải thích chi tiết về linh kiện  150W STEREO / 300W MONO PurePath™ HD ANALOG-INPUT POWER STAGE
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TAS5613APHDR bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5613APHDR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TAS5613APHDR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TAS5613APHDR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TAS5613APHDR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TAS5613APHDR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TAS5613APHDR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TAS5613APHDR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TAS5613APHDR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TAS5613APHDR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 33 page
background image
PACKAGE OUTLINE
4224850/C 06/2025
www.ti.com
HTQFP - 1.2 mm max height
PLASTIC QUAD FLATPACK
PHD0064B
A
B
0.2
C A B
NOTES:
1.
All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed
0.15 per side.
4. See technical brief. PowerPad Thermally Enhanced Package, Texas Instruments Literature No. SLMA002
(www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004) for information regarding recommended board layout.
PIN 1
INDEX AREA
48
33
17
32
16
1
SEATING PLANE
C
SEE DETAIL A
49
64
0°-7°
0.25
GAGE PLANE
0.1 C
1.05
0.95
60 X 0.8
4 X 12
(0.127) TYP
1.2 MAX
17
16
1
32
33
48
64
49
DETAIL A
TYPICAL
0.75
0.45
THERMAL PAD
NOTE 4
8.00
6.68
14.05
13.95
NOTE 3
14.05
13.95
NOTE 3
8.00
6.68
16.15
15.85
TYP
64 X 0.40
0.30
0.15
0.05



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com