công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XIO2001IZWS.B bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Texas Instruments

tên linh kiện XIO2001IZWS.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  XIO2001 PCI Express to PCI Bus Translation Bridge
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

XIO2001IZWS.B bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Texas Instruments

Back Button XIO2001IZWS.B Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments XIO2001IZWS.B Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments XIO2001IZWS.B Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments XIO2001IZWS.B Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments XIO2001IZWS.B Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments XIO2001IZWS.B Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments XIO2001IZWS.B Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments XIO2001IZWS.B Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments XIO2001IZWS.B Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 145 page
background image
8.4.2 Vendor ID Register
This 16-bit read-only register contains the value 104Ch, which is the vendor ID assigned to Texas Instruments.
PCI register offset:
00h
Register type:
Read-only
Default value:
104Ch
BIT NUMBER
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
RESET STATE
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
8.4.3 Device ID Register
This 16-bit read-only register contains the value 8231h, which is the device ID assigned by TI for the bridge.
PCI register offset:
02h
Register type:
Read-only
Default value:
8240h
BIT NUMBER
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
RESET STATE
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
XIO2001
SCPS212J – MAY 2009 – REVISED JANUARY 2021
www.ti.com
44
Submit Document Feedback
Copyright © 2021 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: XIO2001



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com